Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL431AILPM Fiches technique(PDF) 10 Page - Texas Instruments |
|
|
TL431AILPM Fiches technique(HTML) 10 Page - Texas Instruments |
10 / 56 page TL431, TL431A, TL431B TL432, TL432A, TL432B ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS SLVS543J − AUGUST 2004 − REVISED DECEMBER 2005 10 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 symbol REF CATHODE ANODE functional block diagram CATHODE REF ANODE + _ Vref equivalent schematic† ANODE REF CATHODE 2.4 k Ω 7.2 k Ω 3.28 k Ω 20 pF 4 k Ω 1 k Ω 800 Ω 800 Ω 800 Ω 20 pF 150 Ω 10 k Ω † All component values are nominal. |
Numéro de pièce similaire - TL431AILPM |
|
Description similaire - TL431AILPM |