Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL5209-50KTTR Fiches technique(PDF) 10 Page - Texas Instruments |
|
TL5209-50KTTR Fiches technique(HTML) 10 Page - Texas Instruments |
10 / 22 page www.ti.com 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 Frequency – Hz VIN = 3.5 V COUT = 2.2 µF CBYP = 0.01 µF IL = 1 mA IL = 100 mA IL = 10 mA 10 100 1k 10k 100k 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 Frequency – Hz VIN = 3.5 V COUT = 2.2 µF CBYP = 0 µF IL = 1 mA IL = 100 mA IL = 10 mA 10 100 1k 10k 100k 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 IL – Load Current – mA VOUT = 2.5 V COUT = 2.2 µF CBYP = 0 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TA – Temperature – °C VIN = 3.5 V COUT = 4.7 µF IL = 1 mA TL5209 500-mA LOW-NOISE LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN SLVS581 – SEPTEMBER 2006 TYPICAL CHARACTERISTICS (continued) NOISE PERFORMANCE NOISE PERFORMANCE DROPOUT VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE vs vs LOAD CURRENT TEMPERATURE 10 Submit Documentation Feedback |
Numéro de pièce similaire - TL5209-50KTTR |
|
Description similaire - TL5209-50KTTR |