Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

MC74HC393A Fiches technique(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

No de pièce MC74HC393A
Description  Dual 4−Stage Binary Ripple Counter High−Performance Silicon−Gate CMOS
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC393A Fiches technique(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74HC393A_06 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74HC393A_06 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
MC74HC393A
http://onsemi.com
6
SWITCHING WAVEFORMS
tPHL
VCC
GND
VCC
GND
50%
50%
50%
trec
CLOCK
Q
RESET
Figure 1.
Figure 2.
Figure 3. Test Circuit
Q1
Q2
Q3
Q4
CLOCK
RESET
1, 13
2, 12
3, 11
4, 10
5, 9
6, 8
EXPANDED LOGIC DIAGRAM
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST
POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
CLOCK
Q
90%
90%
50%
10%
tf
tr
VCC
GND
tw
1/fmax
tPLH
tPHL
90%
50%
10%
tTLH
tTHL
C
DQ
tw
Q
C
DQ
Q
C
DQ
Q
C
DQ
Q


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn