Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M4034L-S08-T Fiches technique(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

No de pièce M4034L-S08-T
Description  3-INPUT VIDEO SWITCH
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

M4034L-S08-T Fiches technique(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  M4034L-S08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies M4034L-S08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies M4034L-S08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies M4034L-S08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies M4034L-S08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies M4034L-S08-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
M4034
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R124-005,A
EQUIVALENT CIRCUIT
PIN NO.
PIN
FUNCTION
INSIDE EQUIVALENT CIRCUIT
PIN NO.
PIN
FUNCTION
INSIDE EQUIVALENT CIRCUIT
1
VIN1
200Ω
VIN1
V+
15kΩ
200Ω
5
VIN3
(Mute)
200Ω
VIN3
V+
15kΩ
200Ω
2
SW1
13kΩ
1.1mA
9kΩ
200Ω
2kΩ
SW1
6
V
+
3
VIN2
200Ω
VIN2
V+
15kΩ
200Ω
7
VOUT
200Ω
5mA
VOUT
4
SW2
13kΩ
1.1mA
9kΩ
200Ω
2kΩ
SW2
8
GND


Numéro de pièce similaire - M4034L-S08-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
M4034L-S08-T UTC-M4034L-S08-T Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
M4034L-S08-T UTC-M4034L-S08-T Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
More results

Description similaire - M4034L-S08-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
New Japan Radio
NJM2235 NJRC-NJM2235 Datasheet
205Kb / 5P
   3-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2249 NJRC-NJM2249 Datasheet
193Kb / 4P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
NJM2234 NJRC-NJM2234 Datasheet
204Kb / 5P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
Unisonic Technologies
M4034 UTC-M4034_11 Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
SG Micro Corp
SGM9141 SGMICRO-SGM9141 Datasheet
303Kb / 10P
   3-Input Video Switch
logo
Unisonic Technologies
M4034 UTC-M4034_15 Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
New Japan Radio
NJM2508 NJRC-NJM2508 Datasheet
338Kb / 10P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2513 NJRC-NJM2513 Datasheet
191Kb / 4P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2506 NJRC-NJM2506 Datasheet
342Kb / 10P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2503 NJRC-NJM2503 Datasheet
164Kb / 4P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com