Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TPS2113ADRBT Fiches technique(PDF) 11 Page - Texas Instruments |
|
|
TPS2113ADRBT Fiches technique(HTML) 11 Page - Texas Instruments |
11 / 21 page TPS2112A TPS2113A SBVS045A − MARCH 2004 − REVISED FEBRUARY 2006 www.ti.com 11 TYPICAL CHARACTERISTICS 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0.1 1 10 100 RL = 10 Ω RL = 50 Ω VI = 5 V CL − Load Capacitance − µF OUTPUT SWITCHOVER VOLTAGE DROOP vs LOAD CAPACITANCE Figure 5 Output Switchover Voltage Droop Test Circuit 0.1 µF 1 µF 10 µF 47 µF 100 µF 50 Ω 10 Ω 0.1 µF f = 28 Hz 50% Duty Cycle STAT EN VSNS ILIM IN1 OUT IN2 GND 1 2 3 4 8 7 6 5 TPS2113APW 0.1 µF 400 Ω VI NC 1 k Ω SW1 NOTE: To initialize the TPS2113A for this test, set input VSNS equal to 0 V, turn on the supply Vi, and then turn on switch SW1. |
Numéro de pièce similaire - TPS2113ADRBT |
|
Description similaire - TPS2113ADRBT |