Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SN74LVC16373A Fiches technique(PDF) 6 Page - Texas Instruments

No de pièce SN74LVC16373A
Description  16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVC16373A Fiches technique(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC16373A_06 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
www.ti.com
Operating Characteristics
SN74LVC16373A
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCAS755A – DECEMBER 2003 – REVISED SEPTEMBER 2005
T
A = 25°C
VCC = 1.8 V
VCC = 2.5 V
VCC = 3.3 V
TEST
PARAMETER
UNIT
CONDITIONS
TYP
TYP
TYP
Outputs enabled
32
35
39
Power dissipation capacitance
Cpd
f = 10 MHz
pF
per latch
Outputs disabled
4
4
6
6


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn