Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK3526-01L Fiches technique(PDF) 4 Page - Fuji Electric

No de pièce 2SK3526-01L
Description  N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUJI [Fuji Electric]
Site Internet  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

2SK3526-01L Fiches technique(HTML) 4 Page - Fuji Electric

  2SK3526-01L Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 2SK3526-01L Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 2SK3526-01L Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric 2SK3526-01L Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
2SK3526-01L,S,SJ
FUJI POWER MOSFET
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
Single Pulse
Maximum Avalanche Current Pulsewidth
I
AV
=f(t
AV
):starting Tch=25
°C,Vcc=60V
t
AV
[sec]
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
Maximum Transient Thermal Impedance
Zth(ch-c)=f(t):D=0
t [sec]
http://www.fujielectric.co.jp/denshi/scd/
Outline Drawings (mm)
Type(S)
Type(SJ)
1
2 3
1
2
3
Type(L)
1
2
3
1
2 3
4
4


Numéro de pièce similaire - 2SK3526-01L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3526L ISC-2SK3526L Datasheet
327Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK3526S ISC-2SK3526S Datasheet
400Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - 2SK3526-01L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3597-01 SANYO-2SK3597-01 Datasheet
110Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3685-01 SANYO-2SK3685-01 Datasheet
109Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK1553-01MR FUJI-2SK1553-01MR Datasheet
70Kb / 2P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1008-01 FUJI-2SK1008-01 Datasheet
130Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1014-01 FUJI-2SK1014-01 Datasheet
134Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1019 FUJI-2SK1019 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK1020 FUJI-2SK1020 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK949-MR FUJI-2SK949-MR Datasheet
132Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK3268 PANASONIC-2SK3268 Datasheet
71Kb / 2P
   Silicon N-channel power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3581-01L FUJI-2SK3581-01L Datasheet
254Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com