Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SM2G50US60 Fiches technique(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor |
|
SM2G50US60 Fiches technique(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor |
9 / 10 page Vge Vce Ic 90% 10% 90% 10% Td(off) Tf Td(on) Tr Inductive Load Test Circuit and Waveforms +/- 15V Rg Vcc L * ( ( * 7$3 7(50,1$/ W 1$0( 3/$7( = 0RXQWLQJ+ROH 0 '3 7-PM-AA Unit : mm 0 100 200 300 400 500 600 700 0 50 100 150 200 Tj 125& Vge = 15V Rg = 13 + COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE [V] IGBT MODULE SM2G50US60 Preliminary |
Numéro de pièce similaire - SM2G50US60 |
|
Description similaire - SM2G50US60 |