Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD8143 Fiches technique(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
AD8143 Fiches technique(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 24 page AD8143 Rev. 0 | Page 4 of 24 Parameter Conditions Min Typ Max Unit POWER-DOWN PERFORMANCE Power-Down VIH VS+ − 1.5 V Power-Down VIL VS+ − 2.5 V Power-Down IIH PD = VCC 1.0 μA Power-Down IIL PD = GND 800 μA Power-Down Assert Time 0.5 μs POWER SUPPLY Operating Range 4.5 24 V Quiescent Current, Positive Supply 44.0 57.5 mA Quiescent Current, Negative Supply 37.0 51.0 mA PSRR, Positive Supply DC −75 −71 dB PSRR, Negative Supply DC −82 −81 dB |
Numéro de pièce similaire - AD8143 |
|
Description similaire - AD8143 |