Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NSS30071MR6T1G Fiches technique(PDF) 5 Page - ON Semiconductor |
|
NSS30071MR6T1G Fiches technique(HTML) 5 Page - ON Semiconductor |
5 / 6 page NSS30071MR6T1G http://onsemi.com 5 PACKAGE DIMENSIONS 23 4 5 6 A L 1 S G D B H C 0.05 (0.002) DIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERS INCHES A 0.1142 0.1220 2.90 3.10 B 0.0512 0.0669 1.30 1.70 C 0.0354 0.0433 0.90 1.10 D 0.0098 0.0197 0.25 0.50 G 0.0335 0.0413 0.85 1.05 H 0.0005 0.0040 0.013 0.100 J 0.0040 0.0102 0.10 0.26 K 0.0079 0.0236 0.20 0.60 L 0.0493 0.0649 1.25 1.65 M 0 10 0 10 S 0.0985 0.1181 2.50 3.00 __ __ NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH. 3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH THICKNESS. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL. 4. 318F−01, −02, −03 OBSOLETE. NEW STANDARD 318F−04. M J K STYLE 2: PIN 1. NO CONNECTION 2. COLLECTOR 3. EMITTER 4. NO CONNECTION 5. COLLECTOR 6. BASE SC−74 CASE 318F−05 ISSUE K 0.7 0.028 1.9 0.074 0.95 0.037 2.4 0.094 1.0 0.039 0.95 0.037 *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D. SOLDERING FOOTPRINT* |
Numéro de pièce similaire - NSS30071MR6T1G |
|
Description similaire - NSS30071MR6T1G |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |