Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STB200NF04L-1 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

No de pièce STB200NF04L-1
Description  N-CHANNEL 40V - 3 m ohm - 120 A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET II MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB200NF04L-1 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STB200NF04L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB200NF04L-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11/12
STP200NF04L - STB200NF04L - STB200NF04L-1
Table 8: Revision History
Date
Revision
Description of Changes
11/Apr/2005
1
First Release.


Numéro de pièce similaire - STB200NF04L-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STB200NF04 STMICROELECTRONICS-STB200NF04 Datasheet
404Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 120 A - 3.3 mOHM TO-220/D2PAK/I2PAK STripFETII MOSFET
STB200NF04-1 STMICROELECTRONICS-STB200NF04-1 Datasheet
404Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 120 A - 3.3 mOHM TO-220/D2PAK/I2PAK STripFETII MOSFET
STB200NF04T4 STMICROELECTRONICS-STB200NF04T4 Datasheet
404Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 120 A - 3.3 mOHM TO-220/D2PAK/I2PAK STripFETII MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STB200NF04T4 VBSEMI-STB200NF04T4 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - STB200NF04L-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STP100NF04 STMICROELECTRONICS-STP100NF04 Datasheet
584Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 0.0043ohm - 120A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STB200N6F3 STMICROELECTRONICS-STB200N6F3 Datasheet
858Kb / 16P
   N-channel 60 V, 3 m廓, 120 A D2PAK, TO-220, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STB190NF04 STMICROELECTRONICS-STB190NF04 Datasheet
173Kb / 9P
   N-CHANNEL 40V - 3.9 mW - 120A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
February 2004
STP55NF03L STMICROELECTRONICS-STP55NF03L Datasheet
338Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.01 ohm - 55A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
February 2001
STP75NF75L STMICROELECTRONICS-STP75NF75L Datasheet
382Kb / 11P
   N-CHANNEL 75V - 0.009 ohm - 75A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STP80NF75L STMICROELECTRONICS-STP80NF75L Datasheet
368Kb / 11P
   N-CHANNEL 75V - 0.008 ohm - 80A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STP80NF55-08 STMICROELECTRONICS-STP80NF55-08 Datasheet
353Kb / 11P
   N-CHANNEL 55V - 0.0065 ohm - 80A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STP200NF04 STMICROELECTRONICS-STP200NF04 Datasheet
404Kb / 15P
   N-CHANNEL 40V - 120 A - 3.3 mOHM TO-220/D2PAK/I2PAK STripFETII MOSFET
STP80NF03L-04-1 STMICROELECTRONICS-STP80NF03L-04-1 Datasheet
360Kb / 11P
   N-CHANNEL 30V - 0.0035ohm - 80A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STP76NF75 STMICROELECTRONICS-STP76NF75 Datasheet
771Kb / 15P
   N-channel 75 V, 0.0095, 80 A TO-220, D2PAK, I2PAK STripFET II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com