Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CX1206MKNP05BB3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Continental Device India Limited |
|
CX1206MKNP05BB3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Continental Device India Limited |
4 / 16 page Phycomp Product specification Surface-mount ceramic EMI filter capacitors X2Y® Series 2006 Nov.21 V.11 4 www.yageo.com GENERAL SELECTION CHART X7R C (pF) 0603 0805 1206 1210 1410 10 22 47 100 220 330 1,500 2,200 4,700 5,600 100 V 10,000 50 V/63 V 100 V 15,000 18,000 50 V/63 V 22,000 25 V 100 V 39,000 25 V 47,000 16 V 50 V/63 V 56,000 100 V 100,000 10 V 16 V 180,000 10 V 25 V 220,000 270,000 50 V/63 V 330,000 390,000 16 V 50 V 470,000 560,000 25 V 820,000 10 V 1000,000 16 V |
Numéro de pièce similaire - CX1206MKNP05BB3 |
|
Description similaire - CX1206MKNP05BB3 |