Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TC7MA157FK Fiches technique(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TC7MA157FK
Description  Low Voltage Quad 2-Channel Multiplexer with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7MA157FK Fiches technique(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7MA157FK Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC7MA157FK Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
TC7MA157FK
2003-03-01
2
Pin Assignment (top view)
IEC Logic Symbol
Truth Table
Inputs
Outputs
ST
SELECT
A
B
Y
H
X
X
X
L
L
L
L
X
L
L
L
H
X
H
L
H
X
L
L
L
H
X
H
H
X: Don’t care
VCC
16
ST
4A
4B
4Y
3A
15
14
13
12
11
10
SELECT
1
2
3
4
5
6
7
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
3B
8
GND
9
3Y
(13)
(15)
(11)
(1)
(3)
(2)
(6)
(5)
1Y
3A
SELECT
1B
1A
2B
2A
ST
3B
4A
4B
(10)
(14)
EN
G1
1
1
MUX
(9)
(4)
(7)
(12)
2Y
3Y
4Y


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn