Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP20R06KL4 Fiches technique(PDF) 7 Page - eupec GmbH

No de pièce FP20R06KL4
Description  IGBT-Module
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP20R06KL4 Fiches technique(HTML) 7 Page - eupec GmbH

Back Button FP20R06KL4 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH FP20R06KL4 Datasheet HTML 11Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Technische Information / Technical Information
IGBT-Module
IGBT-Modules
FP20R06KL4
Vorläufig
Preliminary
300 V
47 Ohm
IC [A]
300 V
RG [
W]
Schaltverluste Wechselr. (typisch)
Eon = f (IC), Eoff = f (IC), Erec = f (IC) VCC =
Switching losses Inverter (typical)
Tj = 125°C,
V GE = ±15 V,
RGon = RGoff =
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Eon
Eoff
Erec
Schaltverluste Wechselr. (typisch)
Eon = f (RG), Eoff = f (RG), Erec = f (RG)
Switching losses Inverter (typical)
Tj = 125°C, VGE = +-15 V ,
Ic = Inenn , VCC =
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Eon
Eoff
Erec
7(12)


Numéro de pièce similaire - FP20R06KL4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
FP20R06KL4 INFINEON-FP20R06KL4 Datasheet
362Kb / 11P
   IGBT-modules
2007-12-14 revision:3.1
More results

Description similaire - FP20R06KL4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
FS10R06VL4B2 EUPEC-FS10R06VL4B2 Datasheet
634Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12VT3 EUPEC-FS10R12VT3 Datasheet
653Kb / 8P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12YT3 EUPEC-FS10R12YT3 Datasheet
706Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
FZ400R12KS4 EUPEC-FZ400R12KS4 Datasheet
287Kb / 8P
   IGBT-Module / IGBT-inverter
logo
Fuji Electric
1MBI400F-060 FUJI-1MBI400F-060 Datasheet
140Kb / 5P
   IGBT MODULE
1MBI600PX-120-01 FUJI-1MBI600PX-120-01 Datasheet
313Kb / 8P
   IGBT Module
2MBI200LB-060 FUJI-2MBI200LB-060 Datasheet
144Kb / 5P
   IGBT MODULE
6MBI150FB-060 FUJI-6MBI150FB-060 Datasheet
151Kb / 5P
   IGBT MODULE
logo
SanRex Corporation
GAE75AA120 SANREX-GAE75AA120 Datasheet
505Kb / 3P
   IGBT MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
FD800R33KF2 ETC1-FD800R33KF2 Datasheet
123Kb / 9P
   IGBT-Module
logo
Fuji Electric
6MBI100FA-060 FUJI-6MBI100FA-060 Datasheet
182Kb / 4P
   IGBT MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com