Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LD-17Y60 Fiches technique(PDF) 6 Page - Sharp Corporation

No de pièce LD-17Y60
Description  TFT - LCD module
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHARP [Sharp Corporation]
Site Internet  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LD-17Y60 Fiches technique(HTML) 6 Page - Sharp Corporation

Back Button LD-17Y60 Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation LD-17Y60 Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
LD-17Y60-4
4-2 Data Mapping
1) 8 bit input
【note1】pin assignment with LVDS_SET pin (Thine:THC63LVDM83R)
Transmitter
20pin
LVDS_SET
Pin No
Data
=L (GND) or Open
=H (3.3V)
51
TA0
R2
R0 (LSB)
52
TA1
R3
R1
54
TA2
R4
R2
55
TA3
R5
R3
56
TA4
R6
R4
3
TA5
R7 (MSB)
R5
4
TA6
G2
G0 (LSB)
6
TB0
G3
G1
7
TB1
G4
G2
11
TB2
G5
G3
12
TB3
G6
G4
14
TB4
G7 (MSB)
G5
15
TB5
B2
B0 (LSB)
19
TB6
B3
B1
20
TC0
B4
B2
22
TC1
B5
B3
23
TC2
B6
B4
24
TC3
B7 (MSB)
B5
27
TC4
(NA)
(NA)
28
TC5
(NA)
(NA)
30
TC6
DE
DE
50
TD0
R0 (LSB)
R6
2
TD1
R1
R7 (MSB)
8
TD2
G0 (LSB)
G6
10
TD3
G1
G7 (MSB)
16
TD4
B0 (LSB)
B6
18
TD5
B1
B7 (MSB)
25
TD6
(NA)
(NA)


Numéro de pièce similaire - LD-17Y60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-170 AXIOMTEK-LD-170 Datasheet
132Kb / 1P
   17 Industrial Open Frame LCD Monitor
More results

Description similaire - LD-17Y60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sharp Corporation
LQ181E1LW31 SHARP-LQ181E1LW31 Datasheet
556Kb / 24P
   TFT-LCD Module
LQ150X1LGN2A SHARP-LQ150X1LGN2A Datasheet
901Kb / 24P
   TFT-LCD MODULE
LQ121S1LG41 SHARP-LQ121S1LG41 Datasheet
3Mb / 19P
   TFT-LCD Module
LQ084S3DG01 SHARP-LQ084S3DG01 Datasheet
702Kb / 20P
   TFT-LCD Module
LQ10D131 SHARP-LQ10D131 Datasheet
1Mb / 19P
   TFT - LCD MODULE
LQ035Q7DB03 SHARP-LQ035Q7DB03 Datasheet
506Kb / 24P
   TFT LCD MODULE
LQ104S1DG21 SHARP-LQ104S1DG21 Datasheet
376Kb / 19P
   TFT-LCD Module
LQ121S1LG61 SHARP-LQ121S1LG61 Datasheet
715Kb / 20P
   TFT-LCD Module
LQ057Q3DC03 SHARP-LQ057Q3DC03 Datasheet
341Kb / 18P
   TFT - LCD module
LQ150X1LW72 SHARP-LQ150X1LW72 Datasheet
835Kb / 24P
   TFT-LCD Module
LQ12DX12 SHARP-LQ12DX12 Datasheet
1Mb / 18P
   TFT-LCD MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com