Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29F800T-120 Fiches technique(PDF) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
AM29F800T-120 Fiches technique(HTML) 3 Page - Advanced Micro Devices |
3 / 41 page 8/18/97 Am29F800T/Am29F800B 3 PR E L IM IN A R Y PRODUCT SELECTOR GUIDE BLOCK DIAGRAM Family Part No: Am29F800 Ordering Part No: VCC = 5.0 V ± 10% -70 -90 -120 -150 Max Access Time (ns) 70 90 120 150 CE (E) Access (ns) 70 90 120 150 OE (G) Access (ns) 30 35 50 55 Erase Voltage Generator Input/Output Buffers Data Latch Y-Gating Cell Matrix X-Decoder Y-Decoder Chip Enable Output Enable Logic PGM Voltage Generator Timer VCC Detector State Control Command Register WE CE OE A0–A18 STB STB DQ0–DQ15 RY/BY Buffer RY/BY BYTE RESET A–1 VCC VSS 20375C-1 |
Numéro de pièce similaire - AM29F800T-120 |
|
Description similaire - AM29F800T-120 |