Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPW17N80C2 Fiches technique(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce SPW17N80C2
Description  Cool MOS Power Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPW17N80C2 Fiches technique(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPW17N80C2 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPW17N80C2 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
2000-05-29
Page 7
SPW17N80C2
Preliminary data
9 Typ. transfer characteristics
ID= f ( VGS ); VDS³ 2 x ID x RDS(on)max
parameter:
tp = 10 µs
0
2
4
6
8
10
12
14
16
V
20
VGS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
A
65
25°C
150°C
10 Gate threshold voltage
VGS(th) = f (Tj)
parameter:
VGS = VDS, ID = 1 mA
-60
-20
20
60
100
°C
160
Tj
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V
5.0
min.
typ.
max.
11 Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter:
ID = 17 A pulsed
0
20
40
60
80
100
nC
140
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
SPW17N80C2
0,8
V
DS max
DS max
V
0,2
12 Forward characteristics of body diode
IF = f (VSD)
parameter:
Tj , tp = 10 µs
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
VSD
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
SPW17N80C2
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)


Numéro de pièce similaire - SPW17N80C2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
683Kb / 11P
   CoolMOSTM Power Transistor Features New revolutionary high voltage technology Extreme dv/dt rated
Rev. 2.9 2008-10-15
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
508Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.91 2011-09-27
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
736Kb / 11P
   CoolMOSTM Power Transistor
Rev. 2.92 2014-04-29
logo
Inchange Semiconductor ...
SPW17N80C3 ISC-SPW17N80C3 Datasheet
335Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - SPW17N80C2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com