Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

2SK3318 Fiches technique(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce 2SK3318
Description  Silicon N-channel power MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SK3318 Fiches technique(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SK3318 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SK3318 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SK3318 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2SK3318
2
SJG00040AED
Safe operation area
PD  Ta
0
50
150
100
0
120
100
80
60
40
20
Ambient temperature T
a (°C)
(1) TC
= T
a
(2) Without heat sink
PD
= 3 W
(1)
(2)
110
102
103
10−1
1
10
102
103
Non repetitive pulse
TC
= 25°C
Drain-source voltage V
DS (V)
ID
IDP
t
= 100 µs
10 ms
1 ms
DC
100 ms
RDS(on) Limited


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
4AM16 Silicon N-Channel/P-Channel Power MOSFET Array 1  2  3  4  5  More Hitachi Semiconductor
2SK821 FAST SWITCHING N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  NEC
2SK3778-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3931-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3528-01R N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK1007-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK957-MR N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3779-01R N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3932-01MR N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK1008-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1  2  3  4  Fuji Electric

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn