Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TL1100DF260RTAK Fiches technique(PDF) 3 Page - E-SWITCH

No de pièce TL1100DF260RTAK
Description  TACT SWITCHES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  E-SWITCH [E-SWITCH]
Site Internet  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

TL1100DF260RTAK Fiches technique(HTML) 3 Page - E-SWITCH

  TL1100DF260RTAK Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH TL1100DF260RTAK Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH TL1100DF260RTAK Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SERIES TL SWITCHES
82
TACT SWITCHES
Phone: 763-504-3525
Fax: 763-531-8235
www.e-switch.com info@e-switch.com
1.7
TL1100 F
TL1100 G
P.C. MOUNTING
P.C. MOUNTING
1.30
[.051]
TYP.
12.50
[.492]
5.00
[.197]
CL
5.00
[.197]
2.4
[.094]
TYP.
9.00
[.354]
(2 PL)
1.30 [.051]
2.75
[.108]
1.30
[.051] TYP.
PP 080-089 Tact.qxd
5/7/02
10:47 AM
Page 82


Numéro de pièce similaire - TL1100DF260RTAK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
E-SWITCH
TL1100DF260RGRY E-SWITCH-TL1100DF260RGRY Datasheet
286Kb / 3P
   TACT SWITCHES - 12mm x 12mm
More results

Description similaire - TL1100DF260RTAK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
E-SWITCH
TL3300 E-SWITCH-TL3300 Datasheet
194Kb / 2P
   TACT SWITCHES
320 E-SWITCH-320 Datasheet
327Kb / 3P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6141 HIGHLY-TP6141 Datasheet
1Mb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1107 E-SWITCH-TL1107 Datasheet
278Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6149T HIGHLY-TP6149T Datasheet
952Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1150 E-SWITCH-TL1150 Datasheet
94Kb / 1P
   TACT SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
PHAP33 ETC2-PHAP33 Datasheet
403Kb / 14P
   Tact switches
logo
Highly Electric Co., Lt...
PB614 HIGHLY-PB614 Datasheet
2Mb / 5P
   TACT SWITCHES
PB617 HIGHLY-PB617 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP6152 HIGHLY-TP6152 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP617 HIGHLY-TP617 Datasheet
823Kb / 2P
   TACT SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com