Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

CPH6519 Fiches technique(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce CPH6519
Description  NPN Epitaxial Planar Silicon Composite Transistors Low-Frequency General-Purpose Amplifier, Driver Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

CPH6519 Fiches technique(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  CPH6519 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device CPH6519 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device CPH6519 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device CPH6519 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CPH6519
No.7399-3/4
VCE(sat) -- IC
0.1
7
5
3
2
1.0
7
5
3
2
23
5
7
7
1.0
10
22
35
7 100
ITR10571
IC / IB=50
VBE(sat) -- IC
1.0
2
10
7
5
3
7
5
3
2
23
5
7
23
5
7
7
1.0
10
2
100
ITR10572
IC / IB=50
Ta=120°C
25°C
--40°C
Ta= --40°C
120°C
25
°C
100
7
5
3
2
5
3
2
23
5
7
7
1.0
10
22
35
7 100
f T -- IC
ITR10569
VCE=10V
1.0
7
10
7
5
5
3
3
2
23
5
7
7
1.0
10
23
5
7
100
Cob -- VCB
ITR10570
f=1MHz
Collector Current, IC -- mA
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
Collector Current, IC -- mA
Collector Current, IC -- mA
IT05369
A S O
DC
operation
Ta=25
°C
ICP=0.2A
IC=0.1A
3
2
2
3
5
7
2
3
5
7
0.1
0.01
0.001
23
5
7
23
5
7
1.0
10
300
µs
Ambient Temperature, Ta --
°C
PC -- Ta
IT05368
100
200
300
350
400
500
600
0
0
175
125
150
100
75
50
25
1unit
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
total
dissipation


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn