Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMC16230NY-LY Fiches technique(PDF) 5 Page - OPTREX CORPORATION

No de pièce DMC16230NY-LY
Description  LCD Module Specification
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OPTREX [OPTREX CORPORATION]
Site Internet  http://www.kyocera-display.eu
Logo OPTREX - OPTREX CORPORATION

DMC16230NY-LY Fiches technique(HTML) 5 Page - OPTREX CORPORATION

  DMC16230NY-LY Datasheet HTML 1Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 2Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 3Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 4Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 5Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 6Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 7Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 8Page - OPTREX CORPORATION DMC16230NY-LY Datasheet HTML 9Page - OPTREX CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
DMC16230NY–LY (AV) No.98-0110
OPTREX CORPORATION
Page 5/15
OPTREX
2.4.Lighting Specifications
2.4.1.Absolute Maximum Ratings
Ta=25˚C
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Foward Current
IF
Note 1
480
mA
Reverse Voltage
VR
8
V
LED Power Dissipation
PD
2.1
W
Note 1 : Refer to the foward current derating curve.
2.4.2.Operating Characteristics
Ta=25˚C
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Foward Voltage
VF
IF = 240mA
3.8
4.0
4.2
V
Luminance of
Backlight Surface
L
IF = 240mA
70
cd/m
2
50
25
0
Ta (˚C)
280
480
IF (mA)


Numéro de pièce similaire - DMC16230NY-LY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OPTREX CORPORATION
DMC16230N-APE-DY OPTREX-DMC16230N-APE-DY Datasheet
458Kb / 16P
   DMC16230N-APE-DY
More results

Description similaire - DMC16230NY-LY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OPTREX CORPORATION
DMC20261NYJ-LY-BCE OPTREX-DMC20261NYJ-LY-BCE Datasheet
179Kb / 16P
   LCD Module Specification
DMC20481NY-LY-AGE OPTREX-DMC20481NY-LY-AGE Datasheet
180Kb / 16P
   LCD Module Specification
DM16207H OPTREX-DM16207H Datasheet
164Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
OPTEK Technologies
DMC20261NY-LY-AXE OPTEK-DMC20261NY-LY-AXE Datasheet
178Kb / 16P
   LCD Module Specification
DMC50448 OPTEK-DMC50448 Datasheet
169Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
OPTREX CORPORATION
DMC16205 OPTREX-DMC16205 Datasheet
165Kb / 15P
   LCD Module Specification
logo
List of Unclassifed Man...
AT043TN13 ETC2-AT043TN13 Datasheet
408Kb / 25P
   LCD MODULE SPECIFICATION
ST50AN01 ETC1-ST50AN01 Datasheet
148Kb / 8P
   LCD MODULE SPECIFICATION
GM123210SFSYB-01 ETC-GM123210SFSYB-01 Datasheet
218Kb / 20P
   LCD MODULE SPECIFICATION
GM126414FRNNB-01 ETC-GM126414FRNNB-01 Datasheet
837Kb / 23P
   LCD MODULE SPECIFICATION
logo
OPTREX CORPORATION
F-51167NCU-FW-AB OPTREX-F-51167NCU-FW-AB Datasheet
281Kb / 17P
   LCD Module Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com