Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74LV373DB Fiches technique(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
74LV373DB Fiches technique(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
3 / 12 page Philips Semiconductors Product specification 74LV373 Octal D-type transparent latch (3-State) 1998 Jun 10 3 PIN CONFIGURATION SV00657 Q0 Q1 Q2 Q3 GND Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 VCC D4 D5 D6 D7 LE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 OE LOGIC SYMBOL SV00658 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 LE 2 5 6 9 12 15 16 19 11 3 4 7 8 13 14 17 18 1 OE LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC) SV00659 2 5 6 9 12 15 16 19 3 4 7 8 13 14 17 18 C1 EN1 1D 11 1 FUNCTIONAL DIAGRAM SV00660 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 LE 1 LATCH 1 to 8 3–STATE OUTPUTS 2 5 6 9 12 15 16 19 3 4 7 8 13 14 17 18 11 OE LOGIC DIAGRAM LATCH 1 D Q LE LE Q0 D0 LATCH 2 D Q LE LE Q1 D1 LATCH 3 D Q LE LE Q2 D2 LATCH 4 D Q LE LE Q3 D3 LATCH 5 D Q LE LE Q4 D4 LATCH 6 D Q LE LE Q5 D5 LATCH 7 D Q LE LE Q6 D6 LATCH 8 D Q LE LE Q7 D7 LE OE SV00661 |
Numéro de pièce similaire - 74LV373DB |
|
Description similaire - 74LV373DB |