Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74HCT6323A Fiches technique(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT6323A Fiches technique(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 15 page September 1993 6 Philips Semiconductors Product specification Programmable ripple counter with oscillator; 3-state 74HC/HCT6323A VOL LOW level output voltage OUT − − − − 0.26 0.26 − − 0.33 0.33 − − 0.4 0.4 V V 4.5 6.0 VIH or VIL IO = 6 mA IO = 7.8 mA ±ILI input leakage current X1 −− 0.1 − 1 − 1 µA 6.0 MR = VCC S1 = VCC S2 = VCC −II input pull-up current S1, S2 and MR 5 30 100 −−− − µA 6.0 GND see Fig.11 and Fig.12 ICC quiescent supply current −− 8 − 80 − 160 µA 6.0 VCC or GND IO = 0 SYMBOL PARAMETER Tamb(°C) UNIT TEST CONDITION 25 −40 to 85 −40 to 125 VCC (V) VI OTHER MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX |
Numéro de pièce similaire - 74HCT6323A |
|
Description similaire - 74HCT6323A |