Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD74AC240 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
CD74AC240 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 13 page For TA = -40 to +85°C (Package Type E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mW OPERATING-TEMPERATURE RANGE (TA): CD54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-55 to +125°C CD74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 to +85 °C STORAGE TEMPERATURE (Tstg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +150°C LEAD TEMPERATURE (DURING SOLDERING): At distance 1/16 ± 1/32 in. (1.59 ± 0.79 mm) from case for 10 s maximum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..+265°C Unit inserted into PC board min. thickness 1/16 in. (1.59 mm) with solder contacting lead tips only. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+300 °C * For up to 4 outputs per device: add ± 25 mA for each additional output. For TA = -40 to +70°C (Package Type M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mW For TA = +70 to +85°C (Package Type M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derate Linearly at 6 mW/°C to 310 mW CHARACTERISTIC LIMITS MIN. MAX. UNITS Supply-Voltage Range, VCC*: (For TA = Full Package-Temperature Range) AC Types ACT Types 1.5 4.5 5.5 5.5 V V DC Input or Output Voltage, VI, Vo 0VCC V Operating Temperature, TA CD54 CD74 °C +125 -55 -40 +85 Input Rise and Fall Slew Rate, dt/dv at 1.5 V to 3 V (AC Types) at 3.6 v to 5.5 V (AC Types) at 4.5 V to 5.5 V (ACT Types) 0 0 0 50 20 10 ns/V ns/V ns/V * Unless otherwise specified, all voltages are referenced to ground. |
Numéro de pièce similaire - CD74AC240 |
|
Description similaire - CD74AC240 |