Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAJ33A Fiches technique(PDF) 4 Page - Weitron Technology

No de pièce SMAJ33A
Description  400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SMAJ33A Fiches technique(HTML) 4 Page - Weitron Technology

  SMAJ33A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SMAJ33A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SMAJ33A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology SMAJ33A Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMAJ5.0A/CA thru
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
SMA Outline Dimension
Unit:mm
SMA
Dim
Min
Max
A
B
C
D
E
G
H
J
2.20
4.00
1.27
0.15
4.48
0.10
0.76
1.70
2.92
4.60
1.63
0.31
5.59
0.20
1.52
2.62
A
B
C
D
J
G
H
E
SMAJ170A/CA


Numéro de pièce similaire - SMAJ33A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
SMAJ33A MERITEK-SMAJ33A Datasheet
284Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMAJ33A LUGUANG-SMAJ33A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
SMAJ33A LUGUANG-SMAJ33A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
Revision:20170301-P1
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ33A JGD-SMAJ33A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SMAJ33A VISHAY-SMAJ33A Datasheet
100Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
More results

Description similaire - SMAJ33A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ-AT UNSEMI-SMAJ-AT Datasheet
3Mb / 7P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ WTE-P4SMAJ Datasheet
65Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
UN Semiconducctor INC
SMAJ3V3A UNSEMI-SMAJ3V3A Datasheet
2Mb / 4P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
logo
E-CMOS Corporation
SMAXX E-CMOS-SMAXX Datasheet
224Kb / 5P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors- 5.0V- 440V
logo
UN Semiconducctor INC
4.0SMF3.3A UNSEMI-4.0SMF3.3A Datasheet
2Mb / 4P
   3.3A 400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Zibo Seno Electronic En...
P4KE ZSELEC-P4KE Datasheet
261Kb / 4P
   400W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
HuaXinAn Electronics CO...
P4SMA6.8CA HUAXINAN-P4SMA6.8CA Datasheet
447Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
P4SMFT3.3CA HUAXINAN-P4SMFT3.3CA Datasheet
424Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
SMAJ5.0CA HUAXINAN-SMAJ5.0CA Datasheet
469Kb / 6P
   400W Transient Voltage Suppressors
P4KE6.8CA HUAXINAN-P4KE6.8CA Datasheet
428Kb / 5P
   400W Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com