Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DL4759A Fiches technique(PDF) 3 Page - Weitron Technology

No de pièce DL4759A
Description  Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

DL4759A Fiches technique(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  DL4759A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology DL4759A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology DL4759A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
DL4728A thru DL4761A
VZnom1)
IZT
for
rzjT
rzjK
at
IZK
IR
at
VR
Type
V
mA
Ω
Ω
mA
μ
A
V
DL4728A
3.3
76
<10
<400
1
<100
1
DL4729A
3.6
69
<10
<400
1
<100
1
DL4730A
3.9
64
<9
<400
1
<50
1
DL4731A
4.3
58
<9
<400
1
<10
1
DL4732A
4.7
53
<8
<500
1
<10
1
DL4733A
5.1
49
<7
<550
1
<10
1
DL4734A
5.6
45
<5
<600
1
<10
2
DL4735A
6.2
41
<2
<700
1
<10
3
DL4736A
6.8
37
<3.5
<700
1
<10
4
DL4737A
7.5
34
<4.0
<700
0. 5
<10
5
DL4738A
8.2
31
<4.5
<700
0. 5
<10
6
DL4739A
9.1
28
<5.0
<700
0. 5
<10
7
DL4740A
10
25
<7
<700
0.25
<10
7.6
DL4741A
11
23
<8
<700
0.25
<5
8.4
DL4742A
12
21
<9
<700
0.25
<5
9.1
DL4743A
13
19
<10
<700
0.25
<5
9.9
DL4744A
15
17
<14
<700
0.25
<5
11.4
DL4745A
16
15.5
<16
<700
0.25
<5
12.2
DL4746A
18
14
<20
<750
0.25
<5
13.7
DL4747A
20
12.5
<22
<750
0.25
<5
15.2
DL4748A
22
11.5
<23
<750
0.25
<5
16.7
DL4749A
24
10.5
<25
<750
0.25
<5
18.2
DL4750A
27
9.5
<35
<750
0.25
<5
20.6
DL4751A
30
8.5
<40
<1000
0.25
<5
22.8
DL4752A
33
7.5
<45
<1000
0.25
<5
25.1
DL4753A
36
7.0
<50
<1000
0.25
<5
27.4
DL4754A
39
6.5
<60
<1000
0.25
<5
29.7
DL4755A
43
6.0
<70
<1500
0.25
<5
32.7
DL4756A
47
5.5
<80
<1500
0.25
<5
35.8
DL4757A
51
5.0
<95
<1500
0.25
<5
38.8
DL4758A
56
4.5
<110
<2000
0.25
<5
42.6
DL4759A
62
4.0
<125
<2000
0.25
<5
47.1
DL4760A
68
3.7
<150
<2000
0.25
<5
51.7
DL4761A
75
3.3
<175
<2000
0.25
<5
56
1) Based on DC-measurement at thermal equilibrium while maintaining the lead temperature(TL)at 30℃,
9.5mm(3/8”) from the diode body.
2) Suffix “A” For ±5%.
3/3
24-Oct-05


Numéro de pièce similaire - DL4759A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DL4759A RECTRON-DL4759A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
DL4759A LUGUANG-DL4759A Datasheet
496Kb / 3P
   Zener Diode
logo
Formosa MS
DL4759A FORMOSA-DL4759A Datasheet
82Kb / 3P
   Zener diode
logo
First Components Intern...
DL4759A FCI-DL4759A Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt [3.3~100V] ZENER DIODES Junction Temp.
logo
Formosa MS
DL4759A FORMOSA-DL4759A Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
More results

Description similaire - DL4759A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com