Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8322ZV18GE-150I Fiches technique(PDF) 8 Page - GSI Technology |
|
GS8322ZV18GE-150I Fiches technique(HTML) 8 Page - GSI Technology |
8 / 39 page GS8322ZV18(B/E)/GS8322ZV36(B/E)/GS8322ZV72(C) Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.03a 2/2006 8/39 © 2002, GSI Technology 165 Bump BGA—x18 Common I/O—Top View 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC A E1 BB NC E3 CKE ADV A A A A B NC A E2 NC BA CK W G A A NC B C NC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPA C D NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D E NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E F NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F G NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G H FT MCH NC VDD VSS VSS VSS VDD NC ZQ ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQPB NC VDDQ VSS NC NC NC VSS VDDQ NC NC N P NC NC A A TDI A1 TDO A A A NC P R LBO A A A TMS A0 TCK A A A A R 11 x 15 Bump BGA—15 mm x 17 mm Body—1.0 mm Bump Pitch (Package E) |
Numéro de pièce similaire - GS8322ZV18GE-150I |
|
Description similaire - GS8322ZV18GE-150I |