Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8644ZV36B-225 Fiches technique(PDF) 5 Page - GSI Technology |
|
GS8644ZV36B-225 Fiches technique(HTML) 5 Page - GSI Technology |
5 / 37 page Product Preview GS8644ZV18(B/E)/GS8644ZV36(B/E)/GS8644ZV72(C) Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.03 11/2004 5/37 © 2003, GSI Technology GS8644ZV36B Pad Out—119-Bump BGA—Top View (Package B) 1234567 A VDDQ AAAA A VDDQ A BNC E2 A ADV A E3 NC B CNC A A VDD AA NC C DDQC DQPC VSS ZQ VSS DQPB DQB D EDQC DQC VSS E1 VSS DQB DQB E F VDDQ DQC VSS G VSS DQB VDDQ F GDQC DQC BC ABB DQB DQB G HDQC DQC VSS W VSS DQB DQB H J VDDQ VDD NC VDD NC VDD VDDQ J KDQD DQD VSS CK VSS DQA DQA K LDQD DQD BD NC BA DQA DQA L M VDDQ DQD VSS CKE VSS DQA VDDQ M NDQD DQD VSS A1 VSS DQA DQA N PDQD DQPD VSS A0 VSS DQPA DQA P RNC A LBO VDD FT ANC R T NC AAAA A ZZ T U VDDQ TMS TDI TCK TDO NC VDDQ U 7 x 17 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1.27 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS8644ZV36B-225 |
|
Description similaire - GS8644ZV36B-225 |