Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS8324Z36C-166 Fiches technique(PDF) 7 Page - GSI Technology

No de pièce GS8324Z36C-166
Description  2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8324Z36C-166 Fiches technique(HTML) 7 Page - GSI Technology

Back Button GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS8324Z36C-166 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 46 page
background image
Rev: 1.00 10/2001
7/46
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Preliminary
GS8324Z18(B/C)/GS8324Z36(B/C)/GS8324Z72(C)
GS8324Z36B Pad Out
119-Bump BGA—Top View
1
2
3
4
5
6
7
A
VDDQ
A6
A7
A18
A8
A9
VDDQ
A
B
NC
E2
A4
ADV
A15
E3
NC
B
C
NC
A5
A3
VDD
A14
A16
NC
C
D
DQC
DQPC
VSS
ZQ
VSS
DQPB
DQB
D
E
DQC
DQC
VSS
E1
VSS
DQB
DQB
E
F
VDDQ
DQC
VSS
G
VSS
DQB
VDDQ
F
G
DQC
DQC
BC
A17
BB
DQB
DQB
G
H
DQC
DQC
VSS
W
VSS
DQB
DQB
H
J
VDDQ
VDD
NC
VDD
NC
VDD
VDDQ
J
K
DQD
DQD
VSS
CK
VSS
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
BD
NC
BA
DQA
DQA
L
M
VDDQ
DQD
VSS
CKE
VSS
DQA
VDDQ
M
N
DQD
DQD
VSS
A1
VSS
DQA
DQA
N
P
DQD
DQPD
VSS
A0
VSS
DQPA
DQA
P
R
NC
A2
LBO
VDD
FT
A13
PE
R
T
NC
NC
A10
A11
A12
A19
ZZ
T
U
VDDQ
TMS
TDI
TCK
TDO
NC
VDDQ
U
7 x 17 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1.27 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS8324Z36C-166

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS832418B GSI-GS832418B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832418B-133 GSI-GS832418B-133 Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832418B-133I GSI-GS832418B-133I Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832418B-150 GSI-GS832418B-150 Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832418B-150I GSI-GS832418B-150I Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS8324Z36C-166

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GS832218 ETC1-GS832218 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
logo
GSI Technology
GS832418B GSI-GS832418B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8322V18B GSI-GS8322V18B Datasheet
1Mb / 42P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832118E GSI-GS832118E Datasheet
1,004Kb / 32P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS832018 GSI-GS832018 Datasheet
669Kb / 25P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS8321E18E GSI-GS8321E18E Datasheet
994Kb / 34P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS8321EV18E GSI-GS8321EV18E Datasheet
978Kb / 33P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS832018T-V GSI-GS832018T-V Datasheet
1Mb / 24P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS8320EV18T GSI-GS8320EV18T Datasheet
630Kb / 24P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS8321E18E-V GSI-GS8321E18E-V Datasheet
1Mb / 31P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com