Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8662Q36E-300 Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8662Q36E-300 Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 35 page 2M x 36 SigmaQuad-II SRAM—Top View 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A CQ MCL/SA (288Mb) SA W BW2 K BW1 R SA MCL/SA (144Mb) CQ B Q27 Q18 D18 SA BW3 K BW0 SA D17 Q17 Q8 C D27 Q28 D19 VSS SA SA SA VSS D16 Q7 D8 D D28 D20 Q19 VSS VSS VSS VSS VSS Q16 D15 D7 E Q29 D29 Q20 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ Q15 D6 Q6 F Q30 Q21 D21 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ D14 Q14 Q5 G D30 D22 Q22 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ Q13 D13 D5 H Doff VREF VDDQ VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VDDQ VREF ZQ J D31 Q31 D23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ D12 Q4 D4 K Q32 D32 Q23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ Q12 D3 Q3 L Q33 Q24 D24 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ D11 Q11 Q2 M D33 Q34 D25 VSS VSS VSS VSS VSS D10 Q1 D2 N D34 D26 Q25 VSS SA SA SA VSS Q10 D9 D1 P Q35 D35 Q26 SA SA C SA SA Q9 D0 Q0 R TDO TCK SA SA SA C SA SA SA TMS TDI 11 x 15 Bump BGA—15 x 17 mm2 Body—1 mm Bump Pitch Notes: 1. BW0 controls writes to D0:D8; BW1 controls writes to D9:D17; BW2 controls writes to D18:D26; BW3 controls writes to D27:D35 2. MCL = Must Connect Low Preliminary GS8662Q08/09/18/36E-300/250/200/167 Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.01 9/2005 2/35 © 2005, GSI Technology |
Numéro de pièce similaire - GS8662Q36E-300 |
|
Description similaire - GS8662Q36E-300 |