Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8322V18B-166 Fiches technique(PDF) 8 Page - GSI Technology |
|
GS8322V18B-166 Fiches technique(HTML) 8 Page - GSI Technology |
8 / 42 page Preliminary GS8322V18(B/E)/GS8322V36(B/E)/GS8322V72(C) Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.04 4/2005 8/42 © 2003, GSI Technology 119-Bump BGA—x36 Common I/O—Top View 1 2 3 4 5 6 7 A VDDQ A A ADSP A A VDDQ A B NC A A ADSC A A NC B C NC A A VDD A A NC C D DQ DQP VSS ZQ VSS DQPB DQB D E DQ DQ VSS E1 VSS DQB DQB E F VDDQ DQ VSS G VSS DQB VDDQ F G DQ DQ BC ADV BB DQB DQB G H DQ DQ VSS GW VSS DQB DQB H J VDDQ VDD NC VDD NC VDD VDDQ J K DQD DQD VSS CK VSS DQA DQA K L DQD DQD BD SCD BA DQA DQA L M VDDQ DQD VSS BW VSS DQA VDDQ M N DQD DQD VSS A1 VSS DQA DQA N P DQD DQPD VSS A0 VSS DQPA DQA P R NC A LBO VDD FT A NC R T NC NC A A A A ZZ T U VDDQ TMS TDI TCK TDO NC VDDQ U 7 x 17 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1.27 mm Bump Pitch C C C C C C2 C C C |
Numéro de pièce similaire - GS8322V18B-166 |
|
Description similaire - GS8322V18B-166 |