Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8182S18D-200I Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8182S18D-200I Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 31 page 1M x 18 SigmaQuad SRAM—Top View 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A CQ VSS/SA (144Mb) NC/SA (36Mb) R/W BW1 K NC LD SA VSS/SA (72Mb) CQ B NC Q9 D9 SA NC K BW0 SA NC NC Q8 C NC NC D10 VSS SA SA SA VSS NC Q7 D8 D NC D11 Q10 VSS VSS VSS VSS VSS NC NC D7 E NC NC Q11 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC D6 Q6 F NC Q12 D12 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC Q5 G NC D13 Q13 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC D5 H DOFF VREF VDDQ VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VDDQ VREF ZQ J NC NC D14 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC Q4 D4 K NC NC Q14 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC D3 Q3 L NC Q15 D15 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC NC Q2 M NC NC D16 VSS VSS VSS VSS VSS NC Q1 D2 N NC D17 Q16 VSS SA SA SA VSS NC NC D1 P NC NC Q17 SA SA C SA SA NC D0 Q0 R TDO TCK SA SA SA C SA SA SA TMS TDI 11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm2 Body—1 mm Bump Pitch Notes: 1. Expansion addresses: A3 for 36Mb, A10 for 72Mb, A2 for 144Mb 2. BW0 controls writes to D0:D8. BW1 controls writes to D9:D17. 3. It is recommended that H1 be tied low for compatibility with future devices. GS8182S18D-267/250/200/167 Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.08a 8/2005 2/31 © 2003, GSI Technology |
Numéro de pièce similaire - GS8182S18D-200I |
|
Description similaire - GS8182S18D-200I |