Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8180Q18D-200I Fiches technique(PDF) 3 Page - GSI Technology |
|
GS8180Q18D-200I Fiches technique(HTML) 3 Page - GSI Technology |
3 / 32 page GS8180Q18/36D-200/167/133/100* Rev: 2.03 10/2004 3/32 © 2002, GSI Technology Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. 512K x 36 SigmaQuad SRAM—Top View (Package D) 123456789 10 11 A NC MCL/SA (288Mb) NC/SA (72Mb) W BW2 K BW1 R NC/SA (36Mb) MCL/SA (144Mb) NC B Q27 Q18 D18 SA BW3 KBW0 SA D17 Q17 Q8 C D27 Q28 D19 VSS SA SA SA VSS D16 Q7 D8 D D28 D20 Q19 VSS VSS VSS VSS VSS Q16 D15 D7 E Q29 D29 Q20 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ Q15 D6 Q6 F Q30 Q21 D21 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ D14 Q14 Q5 G D30 D22 Q22 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ Q13 D13 D5 H NC VREF VDDQ VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VDDQ VREF ZQ J D31 Q31 D23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ D12 Q4 D4 K Q32 D32 Q23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ Q12 D3 Q3 L Q33 Q24 D24 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ D11 Q11 Q2 M D33 Q34 D25 VSS VSS VSS VSS VSS D10 Q1 D2 N D34 D26 Q25 VSS SA SA SA VSS Q10 D9 D1 P Q35 D35 Q26 SA SA C SA SA Q9 D0 Q0 R TDO TCK SA SA SA C SA SA SA TMS TDI 11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm2 Body—1 mm Bump Pitch Notes: 1. Expansion addresses: A9 for 36Mb, A3 for 72Mb, A10 for 144Mb, A2 for 288Mb 2. BW0 controls writes to D0:D8. BW1 controls writes to D9:D17. 3. BW2 controls writes to D18:D26. BW3 controls writes to D27:D35. 4. MCL = Must Connect Low 5. It is recommended that H1 be tied low for compatibility with future devices. |
Numéro de pièce similaire - GS8180Q18D-200I |
|
Description similaire - GS8180Q18D-200I |