Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8160EV18AT-250I Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology |
|
GS8160EV18AT-250I Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology |
6 / 24 page Rev: 1.00a 6/2003 6/24 © 2003, Giga Semiconductor, Inc. Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. GS8160EV18/32/36AT-350/333/300/250/225/200/150 Preliminary GS8160EV18/32/36A Block Diagram A1 A0 A0 A1 D0 D1 Q1 Q0 Counter Load DQ DQ Register Register DQ Register DQ Register DQ Register DQ Register DQ Register DQ Register A0–An LBO ADV CK ADSC ADSP GW BW E1 G ZZ Power Down Control Memory Array 36 36 4 A QD E2 E3 DQx1–DQx9 Note: Only x36 version shown for simplicity. 0 BA BB BC BD FT |
Numéro de pièce similaire - GS8160EV18AT-250I |
|
Description similaire - GS8160EV18AT-250I |