Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8161E18BT-250 Fiches technique(PDF) 5 Page - GSI Technology |
|
GS8161E18BT-250 Fiches technique(HTML) 5 Page - GSI Technology |
5 / 35 page GS8161E18B(T/D)/GS8161E32B(D)/GS8161E36B(T/D) Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.03 9/2005 5/35 © 2004, GSI Technology 165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC A E1 BB NC E3 BW ADSC ADV A A A B NC A E2 NC BA CK GW G ADSP A NC B C NC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPA C D NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D E NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E F NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F G NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G H FT MCL NC VDD VSS VSS VSS VDD NC NC ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQPB NC VDDQ VSS NC A NC VSS VDDQ NC NC N P NC NC A A TDI A1 TDO A A A A P R LBO NC A A TMS A0 TCK A A A A R 11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS8161E18BT-250 |
|
Description similaire - GS8161E18BT-250 |