Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STBN027 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STBN027 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It W orking Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of VBR Min. Max. (mA) (V) ( µA) (A) (V) (% / °C) STBN06I 6.12 7.48 10 5.50 2000 139 10.8 0.057 STBN56I 6.45 7.14 10 5.80 2000 143 10.5 0.057 STBN07F 6.75 8.25 10 6.05 1000 128 11.7 0.061 STBN57F 7.13 7.88 10 6.40 1000 132 11.3 0.061 STBN08C 7.38 9.02 10 6.63 400 120 12.5 0.065 STBN58C 7.79 8.61 10 7.02 400 124 12.1 0.065 STBN09B 8.19 10.0 1.0 7.37 100 109 13.8 0.068 STBN59B 8.65 9.55 1.0 7.78 100 112 13.4 0.068 STBN010 9.00 11.0 1.0 8.10 10 100 15.0 0.073 STBN510 9.50 10.5 1.0 8.55 10 103 14.5 0.073 STBN011 9.90 12.1 1.0 8.92 10 93.0 16.2 0.075 STBN511 10.5 11.6 1.0 9.40 10 96.0 15.6 0.075 STBN012 10.8 13.2 1.0 9.72 5.0 87.0 17.3 0.078 STBN512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 90.0 16.7 0.078 STBN013 11.7 14.3 1.0 10.5 5.0 79.0 19.0 0.081 STBN513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 82.0 18.2 0.081 STBN015 13.5 16.5 1.0 12.1 5.0 68.0 22.0 0.084 STBN515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 71.0 21.2 0.084 STBN016 14.4 17.6 1.0 12.9 5.0 64.0 23.5 0.086 STBN516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 67.0 22.5 0.086 STBN018 16.2 19.8 1.0 14.5 5.0 56.5 26.5 0.088 STBN518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 59.5 25.2 0.088 STBN020 18.0 22.0 1.0 16.2 5.0 51.5 29.1 0.090 STBN520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 54.0 27.7 0.090 STBN022 19.8 24.2 1.0 17.8 5.0 47.0 31.9 0.092 STBN522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 49.0 30.6 0.092 STBN024 21.6 26.4 1.0 19.4 5.0 43.0 34.7 0.094 STBN524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 45.0 33.2 0.094 STBN027 24.3 29.7 1.0 21.8 5.0 38.5 39.1 0.096 STBN527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 40.0 37.5 0.096 STBN030 27.0 33.0 1.0 24.3 5.0 34.5 43.5 0.097 STBN530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 36.0 41.4 0.097 STBN033 29.7 36.3 1.0 26.8 5.0 31.5 47.7 0.098 STBN533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 33.0 45.7 0.098 STBN036 32.4 39.6 1.0 29.1 5.0 29.0 52.0 0.099 STBN536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 30.0 49.9 0.099 STBN039 35.1 42.9 1.0 31.6 5.0 26.5 56.4 0.100 STBN539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 28.0 53.9 0.100 STBN043 38.7 47.3 1.0 34.8 5.0 24.0 61.9 0.101 STBN543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 25.3 59.3 0.101 STBN047 42.3 51.7 1.0 38.1 5.0 22.2 67.8 0.101 STBN547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 23.2 64.8 0.101 STBN051 45.9 56.1 1.0 41.3 5.0 20.4 73.5 0.102 STBN551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 21.4 70.1 0.102 STBN056 50.4 61.6 1.0 45.4 5.0 18.6 80.5 0.103 STBN556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 19.5 77.0 0.103 Page 2 of 4 Rev. 04 : March 25, 2005 TYPE |
Numéro de pièce similaire - STBN027 |
|
Description similaire - STBN027 |