Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STK630F Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp

No de pièce STK630F
Description  Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK630F Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp

  STK630F Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK630F Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
KST-H036-002
1
STK630F
Power MOSFET
S
Seem
miiccoon
nd
du
uccttoorr
Features
• Avalanche rugged technology.
• Low input capacitance.
• Low leakage current : 10 ㎂ (Max.) @ VDS=200V.
• Low RDS(on) : 0.30Ω(Typ.)
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STK630F
STK630
TO-220F-3L
Outline Dimensions
unit : mm
9.80~10.20
Φ3.05~3.35
1.07 Min.
0.90 Max.
2.54 Typ.
2.54 Typ.
2.60~3.00
0.60 Max.
1
2
3
PIN Connections
1. Gate
2. Drain
3. Source


Numéro de pièce similaire - STK630F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STK630 VBSEMI-STK630 Datasheet
2Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - STK630F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com