Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3317-H Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp

No de pièce SI3317-H
Description  IRED
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SI3317-H Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp

  SI3317-H Datasheet HTML 1Page - AUK corp SI3317-H Datasheet HTML 2Page - AUK corp SI3317-H Datasheet HTML 3Page - AUK corp SI3317-H Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-O2B044-000
1
SI3317-H / SI3317-H(B)
IRED
2
1
2
1
2.80~3.20
2 . 7 0 ~ 3 . 1 0
5 . 1 0 ~ 5 . 5 0
2 3 . 0 0
M i n .
0 . 7 0
M a x .
1 . 0 0
M i n .
2 . 5 4 T y p .
3 . 5 0 ~ 3 . 9 0
3 . 6 0 ~ 4 . 0 0
2.80~3.20
2 . 7 0 ~ 3 . 1 0
5 . 1 0 ~ 5 . 5 0
4 . 7 0 ~ 5 . 7 0
2 3 . 0 0
M i n .
1 . 0 0
M i n .
2 . 5 4 T y p .
3 . 5 0 ~ 3 . 9 0
3 . 6 0 ~ 4 . 0 0
1 . 2 0
M i n .
0 . 7 0
M a x .
Features
• Colorless transparency lens type
• φ3mm(T-1) all plastic mold type
• Low power consumption
• High radiant intensity
Applications
• Infrared remote control and free air transmission systems with low forward voltage and
comfortable radiation angle requirements in combination with PIN photodiodes or phototransistors.
Outline Dimensions
unit : mm
STRAIGHT
TYPE
STOPPER
TYPE : (B)
PIN Connections
1. Anode
2. Cathode
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r


Numéro de pièce similaire - SI3317-H

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SI3317-H KODENSHI-SI3317-H Datasheet
223Kb / 4P
   Colorless transparency lens type
More results

Description similaire - SI3317-H

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
SI5315-H AUK-SI5315-H_1 Datasheet
180Kb / 4P
   IRED
SI5313-C AUK-SI5313-C Datasheet
80Kb / 3P
   IRED
SI5313-H AUK-SI5313-H Datasheet
64Kb / 3P
   IRED
SI5314-H AUK-SI5314-H Datasheet
66Kb / 3P
   IRED
SI5313-C AUK-SI5313-C_1 Datasheet
182Kb / 4P
   IRED
SI5313-H AUK-SI5313-H_1 Datasheet
178Kb / 4P
   IRED
SI5412-H AUK-SI5412-H Datasheet
208Kb / 4P
   IRED
SI5312-H AUK-SI5312-H Datasheet
73Kb / 3P
   IRED
SI5315-C AUK-SI5315-C_1 Datasheet
183Kb / 4P
   IRED
SI5315-C AUK-SI5315-C Datasheet
83Kb / 3P
   IRED
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com