Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AP1086 Fiches technique(PDF) 6 Page - Anachip Corp

No de pièce AP1086
Description  1.5A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANACHIP [Anachip Corp]
Site Internet  
Logo ANACHIP - Anachip Corp

AP1086 Fiches technique(HTML) 6 Page - Anachip Corp

  AP1086 Datasheet HTML 1Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 2Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 3Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 4Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 5Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 6Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 7Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 8Page - Anachip Corp AP1086 Datasheet HTML 9Page - Anachip Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
1.5A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
AP1086
Anachip Corp.
www.anachip.com.tw
Rev.1.3 Jun. 8, 2005
6/9
Marking Information
Logo
Part Number
1086
for ADJ
86-VV : 15 for 1.5V
18 for 1.8V
25 for 2.5V
33 for 3.3V
50 for 5V
YY : Year
WW: Nth week
X
: Internal code ( Optional)
( Top View)
86-VV
YYWWX X
Blank: normal
L: Lead Free Package
(TO252-3L)
Logo
Part Number
VV : 15 for 1.5V
18 for 1.8V
25 for 2.5V
33 for 3.3V
50 for 5V
Blank for ADJ
YY : Year
WW: Nth week
X
: Internal code ( Optional)
( Top View)
1086-VV
YYWWX X
Blank: normal
L: Lead Free Package
(TO220-3L / TO263-3L)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn