Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD104NP-390MC Fiches technique(PDF) 1 Page - Sumida Corporation |
|
CD104NP-390MC Fiches technique(HTML) 1 Page - Sumida Corporation |
1 / 6 page 仕 様 書 形 名 CD104 1.外形 1-1.寸法図(mm) * 公差のない寸法は参考値とする。 1-2.捺印表示例 1-3.推奨ランド図 (mm) 電極(端子)間の隙間はシルク処理をして御使用下さい。 2.コイル仕様 2-1.端子接続図(裏面図) 9.0±0.3 4.0±0.5 9.0 製造密番 頭部直捺印 捺印位置不定 100M 9.5 R1.0 電極部 シルク処理部 compliance Cd:Max.0.01wt% others:Max.0.1wt% RoHS |
Numéro de pièce similaire - CD104NP-390MC |
|
Description similaire - CD104NP-390MC |