Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQPF6N45 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQPF6N45
Description  450V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N45 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF6N45 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A1, January 2001
Package Dimensions
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05
TO-220F


Numéro de pièce similaire - FQPF6N45

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Description similaire - FQPF6N45

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N45 FAIRCHILD-FQP6N45 Datasheet
571Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
SSM1N45B FAIRCHILD-SSM1N45B Datasheet
639Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
SSN1N45B FAIRCHILD-SSN1N45B Datasheet
667Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
FQB6N45 FAIRCHILD-FQB6N45 Datasheet
582Kb / 9P
   450V N-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM1N45D TSC-TSM1N45D Datasheet
386Kb / 6P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45 TSC-TSM1N45_10 Datasheet
475Kb / 9P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45D TSC-TSM1N45D_12 Datasheet
459Kb / 8P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45 TSC-TSM1N45 Datasheet
583Kb / 8P
   450V N-Channel Power MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN0545G4 ZETEX-ZXMN0545G4 Datasheet
212Kb / 6P
   450V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN0545G4 DIODES-ZXMN0545G4_15 Datasheet
517Kb / 6P
   450V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com