Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
EN5330 Fiches technique(PDF) 3 Page - Enpirion, Inc. |
|
EN5330 Fiches technique(HTML) 3 Page - Enpirion, Inc. |
3 / 11 page Rev 1.0 – July 2005 www.enpirion.com EN5330 3 Typical Efficiency VIN = 3.3V and VOUT = 2.5V 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 00.5 11.5 22.5 33.5 Output Current (A) Waveforms 5Vin / 1.2Vout 3A load CH1 = VOUT CH2 = ENABLE CH3 = POK Soft Start capacitor = 15nF |
Numéro de pièce similaire - EN5330 |
|
Description similaire - EN5330 |