Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BTA1036S3 Fiches technique(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

No de pièce BTA1036S3
Description  General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Site Internet  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTA1036S3 Fiches technique(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTA1036S3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTA1036S3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTA1036S3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTA1036S3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTA1036S3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C305S3-R
Issued Date : 2003.11.18
Revised Date : 2005.08.31
Page No. : 2/5
BTA1036S3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
-60
-
-
V
IC=-10µA
*BVCEO
-60
-
-
V
IC=-10mA
BVEBO
-5
-
-
V
IE=-10µA
ICBO
-
-
-10
nA
VCB=-50V
ICEX
-
-
-50
nA
VCE=-30V, VBE(OFF)=-0.5V
*VCE(sat)
-
-0.2
-0.4
V
IC=-150mA, IB=-15mA
*VCE(sat)
-
-0.5
-1.6
V
IC=-500mA, IB=-50mA
*VBE(sat)
-
-
-1.3
V
IC=-150mA, IB=-15mA
*VBE(sat)
-
-
-2.6
V
IC=-500mA, IB=-50mA
*hFE
75
-
-
-
VCE=-10V, IC=-100µA
*hFE
100
-
-
-
VCE=-10V, IC=-1mA
*hFE
100
-
-
-
VCE=-10V, IC=-10mA
*hFE
100
-
300
-
VCE=-10V, IC=-150mA
*hFE
50
-
-
-
VCE=-10V, IC=-500mA
fT
200
-
MHz
VCE=-20V, IC=-50mA, f=100MHz
Cob
-
-
8
pF
VCB=-10V, IE=0A, f=1MHz
*Pulse Test: Pulse Width
≤380µs, Duty Cycle≤2%
Ordering Information
Device
Package
Shipping
Marking
BTA1036S3
SOT-323
(Pb-free)
3000 pcs / Tape & Reel
20


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn