Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CSTB569 Fiches technique(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

No de pièce CSTB569
Description  Forward Reference Diodes
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Site Internet  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CSTB569 Fiches technique(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  CSTB569 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Stabistors
(Forward Reference Diodes)
123
www.centralsemi.com
TYPE NO.
VF
@ IF
VF
@ IF
VF
@ IF
VF
@ IF
VF
@ IF CASE
(V)
(mA)
(V)
(mA)
(V)
(mA)
(V)
(mA)
(V)
(mA)
MIN MAX
MIN MAX
MIN MAX
MIN MAX
MIN MAX
1N816
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.58
0.70
1.0
- -
- -
- -
- -
1.00 100
DO-35
C1N4156
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.21
1.41
1.0
1.38 1.58 10
1.54 1.84 100
DO-35
CMPD200 0.90 1.00 0.01 1.05 1.16
0.10 1.22
1.34
1.0
1.39 1.54 10
1.60 1.76 100
DO-35
CMPD300 1.40 1.54 0.01 1.62 1.78
0.10 1.84
2.03
1.0
2.10 2.33 10
2.40 2.65 100
DO-35
CMPD400 1.82 2.01 0.01 2.14 2.36
0.10 2.47
2.71
1.0
2.80 3.07 10
3.16 3.49 100
DO-35
CN4156
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.21
1.41
1.0
1.38 1.58 10
1.54 1.84 100
DO-35
CN4157
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.85
2.05
1.0
2.12 2.32 10
2.36 2.66 100
DO-35
CN5179
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.20
2.80
1.0
2.60 3.20 10
3.00 3.70 100
DO-35
CMZ2360
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0.63 0.71 10
- -
- -
- -
DO-41
CMZ2361
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.24 1.44 10
- -
- -
- -
DO-35
CSTB567
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.31 1.61 10
- -
- -
- -
DO-35
CSTB568
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.09 2.31 10
- -
- -
- -
DO-35
CSTB569
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.72 3.01 10
- -
- -
- -
DO-35
DO-35
DO-41


Numéro de pièce similaire - CSTB569

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CamdenBoss Ltd.
CSTBP254H CAMDENBOSS-CSTBP254H Datasheet
453Kb / 1P
   2.54mm screwless terminal blocks
CSTBP254H/10 CAMDENBOSS-CSTBP254H/10 Datasheet
453Kb / 1P
   2.54mm screwless terminal blocks
CSTBP254H/10 CAMDENBOSS-CSTBP254H/10 Datasheet
453Kb / 1P
   2.54mm screwless terminal blocks
CSTBP254H/11 CAMDENBOSS-CSTBP254H/11 Datasheet
453Kb / 1P
   2.54mm screwless terminal blocks
CSTBP254H/11 CAMDENBOSS-CSTBP254H/11 Datasheet
453Kb / 1P
   2.54mm screwless terminal blocks
More results

Description similaire - CSTB569

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
CMPD200 CENTRAL-CMPD200 Datasheet
59Kb / 2P
   FORWARD REFERENCE DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N816 NJSEMI-1N816 Datasheet
20Kb / 1P
   Forward Reference Diode
logo
NXP Semiconductors
1N821 PHILIPS-1N821 Datasheet
28Kb / 5P
   Voltage reference diodes
1996 Mar 20
BZV10 PHILIPS-BZV10 Datasheet
26Kb / 5P
   Voltage reference diodes
1996 Mar 21
BZV80 PHILIPS-BZV80 Datasheet
20Kb / 4P
   Voltage reference diodes
1996 Mar 21
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZV10 NJSEMI-BZV10 Datasheet
243Kb / 4P
   VOLTAGE REFERENCE DIODES
logo
Central Semiconductor C...
CMXSTB200 CENTRAL-CMXSTB200 Datasheet
95Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FORWARD REFERENCE DIODE (STABISTOR)
logo
Motorola, Inc
LM285 MOTOROLA-LM285 Datasheet
110Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4295 DIGITRON-1N4295 Datasheet
119Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED REFERENCE DIODES
logo
ON Semiconductor
LM385Z-25G ONSEMI-LM385Z-25G Datasheet
102Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference Diodes
March, 2008 - Rev. 8
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com