Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQA26N30 Fiches technique(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQA26N30
Description  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA26N30 Fiches technique(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA26N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
  

% &' '()**+,-* .)'Ω/+-.*+
% 0 1 2*3
% 01 '*3
%  
% .**4! 
% 5!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
5

1-&'63
&' '
(
1-.**63
.2 .
(
5

7 
 
.*&
(
+
8 + 
±)*
+
9
 7 (! 9
 
.)**
:
5
(! 
 
&' '
(
9
,!(! 9
 
&*
:
!$
7;, !!$
 
< '
+$
7
71-&'63
&**
=
"!&'6
. '>
=$6
 
,
''?.'*
6

@  
.$A ' 
)**
6





,θ 
 , : 

* 2)
6=
,θ
 , ;
* &<

6=
 , : ("

<*
6=
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Numéro de pièce similaire - FQA26N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA20N40 FAIRCHILD-FQA20N40 Datasheet
718Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA20N40 ISC-FQA20N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA22N30 FAIRCHILD-FQA22N30 Datasheet
769Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA22P10 FAIRCHILD-FQA22P10 Datasheet
637Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA22P10 ISC-FQA22P10 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQA26N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com