Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TB62731FUG Fiches technique(PDF) 15 Page - Marktech Corporate

No de pièce TB62731FUG
Description  Step-up DC-DC Converter for White LED Driver
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MARKTECH [Marktech Corporate]
Site Internet  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TB62731FUG Fiches technique(HTML) 15 Page - Marktech Corporate

Back Button TB62731FUG Datasheet HTML 9Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 10Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 11Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 12Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 13Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 14Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 15Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 16Page - Marktech Corporate TB62731FUG Datasheet HTML 17Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
TB62731FUG
2004-09-14
15
Input voltage VIN (V)
40
100
70
50
4.2
3.2
3.6
3.8
60
80
3.4
4
90
0
20
η
IF
15
10
5
40
100
70
50
4.2
3.2
3.6
3.8
60
80
3.4
4
90
4
10
6
8
η
IF
9
7
5
Input voltage – power efficiency/mean current
Input voltage – power efficiency/mean current
Input voltage VIN (V)
L1: Toko A914BYW-4R7
S-Di: Toshiba 1SS404 20 V/1A
LED: Nichia NSCW215T
R_sens:
R_sens
5.1
VIN
3.2 V~4.2 V
C1
4.7
µF
ON
OFF
IF
8.5 mA
L1
4.7
µH
S-Di
C2
1
µF
VCC
A
SHDN
GND
GND
K
L1: Sumitomo Special Metals CXLD (CXAD) 120-150
S-Di: Toshiba 1SS404 20 V/1A
LED: Nichia NSCW215T
R_sens:
R_sens
2.4
VIN
3.2 V~4.2 V
C1
4.7
µF
ON
OFF
IF
8.5 mA
L1
15
µH
S-Di
C2
1
µF
VCC
A
SHDN
GND
GND
K


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn