Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AN6550 Fiches technique(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce AN6550
Description  Dual Operational Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

AN6550 Fiches technique(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  AN6550 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor AN6550 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor AN6550 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor AN6550 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
s Characteristics Curve
120
100
80
60
40
20
0
1
10 100 1k 10k
Frequency f (Hz)
100k 1M 10M 100M
VCC=2.5V
VEE=–2.5V
VEXT=2V
Ta=25˚C
GV–f
6
5
4
3
2
1
0
100
1k
10k
100k
Load Resistance RL (
Ω)
VCC=2.5V
VEE=–2.5V
VEXT=2V
Ta=25˚C
VO (max.)–RL
25
20
15
10
5
10
100
1k
10k
Frequency f (Hz)
VCC=2.5V
VEE=–2.5V
VEXT=2V
Ta=25˚C
Vni–f
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
0
4
8
12
16
20
Supply Voltage VCC=–VEE(V)
0
4
8
12
16
20
Supply Voltage VCC=–VEE (V)
VEXT–VEE=4.5V, Ta=25˚C
VEXT–VEE=4.5V, Ta=25˚C
VCC=2.5V, VEE=–2.5V, Ta=25˚C
VO (max.)–VCC, VEE
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
VCM–VCC, VEE
3
2
1
0
–1
–2
–3
–2
–1
0123
External Bias Voltage VEXT (V)
ICC–VEXT
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
0
4
8
12
16
20
Supply Voltage VCC=–VEE (V)
0
1020304050607080
Time t (
µs)
VEXT–VEE=4.5V
Ta=25˚C
ICC–VCC, VEE
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
VO–t
VCC=2.5V
VEE=–2.5V
VEXT=2V
Ta=25˚C
VCC
VEE
VEXT
RL
1.8
3.7
4.6
2
5
+
DUT
2k
9


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn