Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK3047 Fiches technique(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce 2SK3047
Description  Silicon N-Channel Power F-MOS FET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SK3047 Fiches technique(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  2SK3047 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SK3047 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SK3047 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
Power F-MOS FETs
2SK3047
VDS, VGS  Qg
td(on), tr, tf, td(off)  ID
Rth(t)  t
10–4
10
10–3
10–1
10–2
1103
102
104
10–2
10–1
1
10
102
(1) Without heat sink
(2) With a 100
× 100 × 2mm Al heat sink
(1)
(2)
Time t (s)
0
4
8
12
16
20
24
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
4
8
12
16
2
6
10
14
V
GS
V
DS
I
D=2A
T
C=25˚C
Gate charge amount Q
g
(nC)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
20
40
60
80
100
120
t
d(off)
t
f
t
r
t
d(on)
V
DD=200V
V
GS=10V
T
C=25˚C
Drain current I
D
(A)


Numéro de pièce similaire - 2SK3047

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3047 ISC-2SK3047 Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - 2SK3047

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
2SK867 PANASONIC-2SK867 Datasheet
41Kb / 1P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK996 PANASONIC-2SK996 Datasheet
64Kb / 1P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK1266 PANASONIC-2SK1266 Datasheet
80Kb / 2P
   Silicon N-channel Power F-MOS FET
2SK2125 PANASONIC-2SK2125 Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK2128 PANASONIC-2SK2128 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3030 PANASONIC-2SK3030 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3031 PANASONIC-2SK3031 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3033 PANASONIC-2SK3033 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3036 PANASONIC-2SK3036 Datasheet
23Kb / 1P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
2SK3043 PANASONIC-2SK3043 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
PUB4702 PANASONIC-PUB4702 Datasheet
34Kb / 2P
   Silicon N-Channel Power F-MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com