Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

LC78626KE Datasheet(Fiches technique) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Numéro de pièce LC78626KE
Description  CMOS LSI
Télécharger  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC78626KE Datasheet(HTML) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC78626KE Datenblatt HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datenblatt HTML 13Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 33 page
background image
LC78626KE
No.5995-9/33
前ページから続く。
端子
説明
端子名
I/O
端  子  説  明
リセット時の
出力端子状態
35
CONT4/SFSY
I/O
汎用入出力端子4。マイコンからのコマンドで制御する。サブコードフレーム同期
信号出力端子 (SFSY)と排他的な兼用端子。使用しない場合、入力ポートに設定し
て0Vに接続するか、出力ポートに設定してオープンにすること。
入力
37
SBSY
O
サブコードブロックの同期信号出力端子。
不定
38
TEST3
I
テスト用入力端子。プルダウン抵抗内蔵。必ず0Vに接続すること。
39
DOUT
O
ディジタルOUT出力端子。EIAJフォーマット。
不定
40
TEST4
I
テスト用入力端子。プルダウン抵抗内蔵。必ず0Vに接続すること。
41
16M/NGJ
O
16.9344MHz出力端子 (16M)とC2Fによるデータ接続点検出開始信号 (NGJ)
[L→H:検出開始]の兼用端子。マイコンからのコマンドで制御する。
クロック出力
42
4.2M
O
4.2336MHz出力端子。
クロック出力
43
EFLG
O
C1, C2, 1重, 2重の訂正モニタ出力端子。
不定
44
FSX
O
水晶発振から分周した7.35kHz同期信号出力端子。
不定
45
EMPH
O
ディエンファシス・モニタ出力端子。
「H」の時、ディエンファシス・ディスク再
生中。
L出力
46
C2F
O
C2フラグ出力端子。
不定
47
TOUT
O
テスト用出力端子。通常使用時、オープンにすること。
不定
48
MR1
I
58
49
MR2
I
50
TESD
I
テスト用入力端子。必ず0Vに接続すること。
51
MUTEL
O
XVDD
H出力
P
水晶発振用電源端子。
59
XOUT
O
16.9344MHz水晶発振動子の接続端子。
60
XIN
I
61
XVSS
P
水晶発振用接地端子。必ず0Vに接続すること。
62
RWC
I
64
63
COIN
I
マイコンからのコマンド入力端子。
CQCK
I
コマンド入力取り込みクロック または SQOUTからのサブコード取り出しクロック
入力端子。シュミット入力。
65
SQOUT
O
サブコードQ出力端子。
不定
36
CONT5/PW
I/O
汎用入出力端子5。マイコンからのコマンドで制御する。サブコードP, Q, R, S, T,
U, V, Wの出力端子 (PW)と排他的な兼用端子。使用しない場合、入力ポートに設定
して0Vに接続するか、出力ポートに設定してオープンにすること。
入力
DRAM選択端子。1M DRAM:H, L
4M DRAM:L, L
16M DRAM:L, H
4M DRAM×2:H, H (MR1, MR2の順)
1ビットDAC用
Lチャネル用ミュート出力端子。
Lチャネル用電源端子。
52
LVDD
P
Lチャネル出力端子。
53
LCHO
AO
L/Rチャネル用接地端子。必ず0Vに接続すること。
54
L/RVSS
P
Rチャネル出力端子。
55
RCHO
AO
Rチャネル用電源端子。
56
RVDD
P
Rチャネル用ミュート出力端子。
57
MUTER
O
H出力
リード/ライト制御入力端子。シュミット入力。
66
WRQ
O
サブコードQ出力スタンバイ出力端子。
不定
67
FMT
I
動作モード切換え。
「H」:ショックプルーフ 「L」:スルー。
68
EMPP
O
DRAM EMPTY (EMPTYでRZPパルス出力)
L出力
69
RES
I
外部リセット信号入力。
「L」:リセット (全ての内部ブロックを初期化)。
70
MMC0
O
DRAM残量出力。
L出力
71
MMC1
O
DRAM残量出力。
L出力
72
MMC2
O
DRAM残量出力。
L出力
73
MMC3
O
DRAM残量出力。
L出力
74
OVF
O
DRAMライト中断 (オーバーフロー&ショック時RZPパルス出力)
L出力
次ページへ続く。


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn