Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

2SD2051 Fiches technique(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce 2SD2051
Description  Silicon NPN epitaxial planar type Darlington(For low-frequency amplification)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD2051 Fiches technique(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD2051 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD2051 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Power Transistors
2SD2051
PC —Ta
IC —VCE
VCE(sat) —IC
VBE(sat) —IC
hFE —IC
Cob —VCB
0
160
40
120
80
140
20
100
60
0
4
3
1
2
Without heat sink
Ambient temperature Ta (˚C)
012
10
8
26
4
0
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
I
B=100µA
90
µA
80
µA
70
µA
60
µA
50
µA
40
µA
T
C=25˚C
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
0.01
0.1
1
10
0.03
0.3
3
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
I
C/IB=1000
T
C=–25˚C
25˚C
100˚C
Collector current I
C
(A)
0.01
0.1
1
10
0.03
0.3
3
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
I
C/IB=1000
100˚C
T
C=–25˚C
25˚C
Collector current I
C
(A)
0.01
0.1
1
10
0.03
0.3
3
102
103
104
105
106
V
CE=10V
25˚C
–25˚C
T
C=100˚C
Collector current I
C
(A)
1
3
10
30
100
0
20
16
12
8
4
18
14
10
6
2
I
E=0
f=1MHz
T
C=25˚C
Collector to base voltage V
CB
(V)


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn